Part Number Hot Search : 
9290X02 MAX81405 P328G EHS2Z1 MTZJ18 MAX815N EHS2Z1 MC20A
Product Description
Full Text Search
 

To Download T60403-D4721-X003 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
  v a c u u m s c h m e l z e datenblatt / specification sach n r.: item no.: t60403 - d4721 - x003 (zkb 472/103 - 80) k - nr.: k - no.: zndbertrager / puls transformer datum: date: 31.10.2003 kunde: customer | typenelement / standard type kd. sach nr.: customers part no.: vde - reg. - nr.4357 seite 1 vo n 2 page of hrsg.: kb - fb ft bearb: re kb - pm b: g?r. freig.: weitergabe sowie vervielf?ltigung dieser unterlage, verwertung und mitteilung ihres inhalts nicht gest attet, soweit nicht ausdrcklich zugestanden. zuwiderhandlungen verpflichten zu schadenersatz. alle rechte fr den fall der patenterteilung oder gm - eintragung vorbehalten ma?bild (mm): freima?toleranz din iso 2768 - c mechanical outline general tolerances dc=date code f=factory toleranz der stiftabst?nde 0,2 mm (tolerances grid distance) 13,5 17,8 17 7,62 12,7 15,24 1 2 3 4 5 6 0,52x0,52 +0,2 -0,5 +1 -0,5 +0,7 -0,5 3,5 f pin 1 . dc anschlu?schema: schematic diagram 6 1 n2 3 4 n1 = 1 : 1 betriebsdaten/charakteristische daten (richtwerte): operational data/characteristic data (nominal values): r cu1 =r cu2 = 0,72 w l s1 = 70 h (n 2 kurzgeschlossen/ short - circuited) c k = 4,7 pf udt 3 250 vs u is, eff = 500 v umgebungstemperatur/ ambient temperature: - 25c...+85c lagertemperatur/ storage temperature: - 40c...+85c endprfung: (v: 100% - test; aql...: din iso 2859 - teil1) final inspection 1) (v) m3014: u p,eff = 4,0 kv, 2 s, n 1 gegen/ to n 2 2) (aql 1/s4) m3024: u ta,eff 3 600 v 3) (aql 0,25) l 1 3 0,85 mh, f = 10 khz, i ac,eff = 1 ma 4) (v) polarit?t / bersetzungsverh?ltnis: toleranz 5% polarity / turns ratio: tolerance messungen nach temperaturangleich der prflinge an raumtemperatur measurements after temperature balance of the test samples at room temperature weitere vorschriften: applicable documents: siehe blatt 2 see p age 2 datum name index ?nderung 31.10.03 re 80 mechanical outline: marking with ul - sign, under development deleted. 25.11.98 se 80 kennzeichnung jetzt au?erhalb des ma?bildes aufgefhrt, betriebsdaten: umgebungs. - und lagertemperatur anschlsse: connections: leerstifte: 2, 5 dummy pins dc 4721x003 f vde - reg. - nr.4357 ul - sign beschriftung: marking http://
v a c u u m s c h m e l z e datenblatt / specification sach n r.: item no.: t60403 - d4721 - x003 (zkb 472/103 - 80) k - nr.: k - no.: zndbertrager / puls transformer datum: date: 31.10.2003 kunde: customer | typenelement / standard type kd. sach nr.: customers part no.: vde - reg. - nr.4357 seite 2 vo n 2 page of hrsg.: kb - fb ft bearb: re kb - pm b: g?r. freig.: weitergabe sowie vervielf?ltigung dieser unterlage, verwertung und mitteilung ihres inhalts nicht gest attet, soweit nicht ausdrcklich zugestanden. zuwiderhandlungen verpflichten zu schadenersatz. alle rechte fr den fall der patenterteilung oder gm - eintragung vorbehalten klartext aufgenommen. endprfung pkt1) prfzeit auf 2? gesetzt. beschriftung und vde - text aktualisiert. weitere vorschriften: applicable documents gutachten mit fertigungsberwachung des vde prf - und zertifizierungsinstituts (vde - reg. - nr. 4357) . es wird best?tigt, da? dieses bauelement fr eine betriebsspannung von 400v (effektivwert, 50hz), die anforderungen einer verst?rkten isolierung nach folgenden normen erfllt: iec 950: 1991, en 60950: 1992, en 41003: 1991, din vde 0805/05.90, vde 0160/0 5.88 certificate in conjunction with surveillance of the vde testing and certification institute (vde - reg. - no. 4357) it is confirmed that this component meets the requirements of reinforded insulation for working voltage of 400v (rms, 50 hz) in accordanc e with the following standards: iec 950: 1991, en 60950: 1992, en 41003: 1991, din vde 0805/05.90, vde 0160/05.88 geh?usewerkstoff und gie?harz: ul - gelistet housing material and casting resin: ul - listed


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of T60403-D4721-X003

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X